Part Number Hot Search : 
0M100 C5103 SP310ECA CA3045H KDD25 SFT6693 074162 54001
Product Description
Full Text Search
 

To Download OT06100-24010COS Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  ot 06/100-240/10cos electronical stabilized led-supply elektronische led-versorgung edition: october 2002 subject to change ausgabe: oktober 2002 technische ?nderungen vorbehalten technical information technische information technical data: reference: ot 06/100-240/10cos for led modules: respect to the output conditions line voltage, nominal: 100v - 240v line current, nominal: 0,15 a eff line frequency: 0/50/60 hz output voltage: dc voltage 10,5v 0,5v electronical stabilized, line ripple max. 0,4v emergency mode dc 176 ? 264 vdc max. module wattage: 6 w losses: 2,3 w partial load: 0,2 w ? 6 w max. allowed voltage: 240 v eff + 6 % radio interference: harmonic content: immunity: en 55015 en 61000-3-2 en 61547 temperature range: -20 c bis +50 c galvanic insulation between primary and secondary side: 3 kv eff dimming: no non-load proof: yes short circuit protection: yes overload protection: yes overheating protection: yes protection class ip66 connections: pre wired 10 v-wiring: max. 8 m primary: strain relief, bunched conductor with end splice secondary: strain relief, bunched conductor with solder-coated wire ends wire cross section, primary: 0,75 mm2 wire cross section, secondary: 0,5 mm2 geometry (l x b x h): 52 mm x 50 mm x 19 mm approvals: ce, enec, c ur us
ot 06/100-240/10cos electronical stabilized led-supply elektronische led-versorgung edition: october 2002 subject to change ausgabe: oktober 2002 technische ?nderungen vorbehalten technical information technische information
ot 06/100-240/10cos electronical stabilized led-supply elektronische led-versorgung edition: october 2002 subject to change ausgabe: oktober 2002 technische ?nderungen vorbehalten technical information technische information technische daten: bestellbezeichnung: ot 06/100-240/10cos fr led module: unter beachtung der ausgangsparameter nennspannung: 100v - 240v nennstrom: 0,15 a eff netzfrequenz: 0/50/60 hz ausgangsspannung: gleichspannung, 10,5v 0,5v elektronisch geregelt ausgangswelligkeit max. 0,4v notstrombetrieb dc 176 ? 264 vdc max. modulleistung: 6 w verlustleistung: 2,3 w teillastbetrieb: 0,2 w ? 6 w max. zul?ssige spannung: 240 v eff + 6 % funkenst?rung: oberwellengehalt: immunit?t: en 55015 en 61000-3-2 en 61547 temperaturbereich: -20 c bis +50 c spannungsfestigkeit zwischen prim?r- und sekund?rseite: 3 kv eff dimmen: nein leerlauffest: ja kurzschlu?schutz: ja berlastschutz: ja bertemperaturschutz: ja schutzart ip66 anschlu?m?glichkeiten: vorkonfektionierte anschlu?leitungen leitungsl?ngen sekund?r (10,5 v): max. 8 m netzleitung: litzenleitung mit zugentlastung und aderendhlsen sekund?rleitung: litzenleitung mit zugentlastung enden verzinnt leitungsquerschnitt prim?r: 0,75 mm2 leitungsquerschnitt sekund?r: 0,5 mm2 geometrie (l x b x h): 52 mm x 50 mm x 19 mm prfzeichen: ce; enec; c ur us
ot 06/100-240/10cos electronical stabilized led-supply elektronische led-versorgung edition: october 2002 subject to change ausgabe: oktober 2002 technische ?nderungen vorbehalten technical information technische information


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of OT06100-24010COS

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X